Part Number Hot Search : 
MC100BN BR100 SG1844J TC9309 OP123 L2283B 60200 L2685
Product Description
Full Text Search
 

To Download LBE63C-T2V1-35 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lb e63c, lv e63c, lt e63c power topled ? with lens enhanced optical power led (aton ? ) lead (pb) free product - rohs compliant vorl?ufige daten / preliminary data 2006-04-13 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es p-lcc-4 geh?use, farbloser klarer verguss  besonderheit des bauteils: fokussierte abstrahlung in smt-technologie; hohe helligkeit in achsrichtung; h?here umgebungstemperatur bei gleichem strom im vergleich zur topled ? m?glich  wellenl?nge: 469 nm (blau), 503 nm (verde), 525 nm (true green)  abstrahlwinkel: 20  technologie: ingan  optischer wirkungsgrad: 3 lm/w (blau), 10 lm/w (verde), 13 lm/w (true green)  gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge  verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet  l?tmethode: ir reflow l?ten und wellenl?ten (ttw)  vorbehandlung: nach jedec level 2  gurtung: 12-mm gurt mit 2000/rolle, ?330 mm  esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-b anwendungen  ampelanwendung (verde)  hinterleuchtung (lcd, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung)  innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u. ?.)  ersatz von kleinst-glhlampen  markierungsbeleuchtung (z.b. stufen, fluchtwege, u.?.)  signal- und symbolleuchten features  package: white p-lcc-4 package, colorless clear resin  feature of the device: focussed radiation in smt technology; high brightness in beam direction; higher ambient temperature at the same current possible compared to topled ?  wavelength: 469 nm (blue), 503 nm (verde), 525 nm (true green)  viewing angle: 20  technology: ingan  optical efficiency: 3 lm/w (blue), 10 lm/w (verde), 13 lm/w (true green)  grouping parameter: luminous intensity, wavelength  assembly methods: suitable for all smt assembly methods  soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering  preconditioning: acc. to jedec level 2  taping: 12 mm tape with 2000/reel, ?330 mm  esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-b applications  traffic lights (verde)  backlighting (lcd, swit ches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)  interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)  substitution of micro incandescent lamps  marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)  signal and symbol luminaire
2006-04-13 2 lb e63c, lv e63c, lt e63c anm.: die gruppierung der leds in [lux] erfolgt mit der innovativen partial flux-methode. an bauteilen wurden vergleichsmessungen jeweils mit dem "partial flux"-testkopf und dem "standard led"-testkopf (gem?? cie-127-b) durchgefhrt. ziel dieses vergleichs ist ein besseres verst?ndnis des lichtflusses in [lux] in relation zu den lichtst?rkewerten in [cd]. der vergleich stellt keine eins-zu-eins korrelation dar. das verh?ltnis von typischen werten, die mit dem "partial flux?-testkopf gemessen werden, zu den mit dem ?standard led?-messkopf gemessenen ist [lux] x 0.61 =[cd]. die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lb e63c -t2v1- 35 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen t2, u1, u2 oder v1 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lb e63c-t2v1 -35 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the innovative partial flux method is applied to the grouping of leds in [lux]. measurements were made in order to compare the results of the "partial flux" testhead to the "standard led" testhead (in compliance with cie-127-b). the comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux], in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. this should not be understood to be a one-to-one correlation. the ratio of typical values measured with the "partial flux" testhead and the normal led testhead is[lux] x 0.61 =[cd]. the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lb e63c -t2v1 -35 means that only one group t2, u1, u2 or v1 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. lb e63c-t2v1 -35 means that only 1 wavelength group -3, -4, oder -5 will be shippable. in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). bestellinformation ordering information typ type emissions- farbe color of emission partieller lichtfluss 1) seite 18 partial flux 1) page 18 i f = 30 ma e v [lux] lichtstrom 2) seite 18 luminous flux 2) page 18 i f = 30 ma v [mlm] bestellnummer ordering code lb e63c-t2v1-35 lb e63c-u2v2-35 lb e63c-t2v2-35 blue 355 ... 900 560 ... 1120 355 ... 1120 370 (typ.) 490 (typ.) 430 (typ.) q65110a1852 q65110a1973 q65110a1974 lv e63c-abca-35 lv e63c-bbda-35 lv e63c-abda-35 verde 1400 ... 3550 2240 ... 5600 1400 ... 5600 1450 (typ.) 2300 (typ.) 2050 (typ.) q65110a1874 q65110a1875 q65110a1985 lt e63c-bacb-35 lt e63c-cadb-35 lt e63c-badb-35 true green 1800 ... 4500 2800 ... 7100 1800 ... 7100 1850 (typ.) 2900 (typ.) 2610 (typ.) q65110a1866 q65110a1867 q65110a1981
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit lb lv, lt betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 110 + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 30 ma sto?strom surge current t 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 300 400 ma sperrspannung 3) seite 18 reverse voltage 3) page 18 ( t a =25c) v r 5 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 135 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 18 junction/ambient 4) page 18 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 350 180 k/w k/w
2006-04-13 4 lb e63c, lv e63c, lt e63c kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit lb lv lt wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 30 ma peak 464 501 520 nm dominantwellenl?nge 5) seite 18 dominant wavelength 5) page 18 i f = 30 ma dom 469* 6 503* 6 525* 9 nm spektrale bandbreite bei 50 % e rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % e rel max i f = 30 ma ? 25 30 33 nm abstrahlwinkel bei 50 % e v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % e v 2 ? 20 20 20 grad deg. durchlassspannung 6) seite 18 (min.) forward voltage 6) page 18 (typ.) i f = 30 ma (max.) v f v f v f 3.3 3.9 4.4 3.3 3.8 4.4 3.3 3.8 4.4 v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 5 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.05 0.03 0.04 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.04 0.05 0.05 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 5.0 ? 3.6 ? 3.6 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 30 ma opt 3 10 13 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 18 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 18 gruppe group blue verde true green einheit unit min. max. min. max. min. max. 3 463 467 497 501 516 522 nm 4 467 471 501 505 522 528 nm 5 471 475 505 509 528 534 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group partieller lichtfluss 1) seite 18 partial flux 1) page 18 e v [lux] lichtst?rke 2) seite 18 luminous intensity 2) page 18 i v [mcd] lichtstrom 2) seite 18 luminous flux 2) page 18 v [mlm] t2 u1 u2 v1 v2 aa ab ba bb ca cb da db 355 ? 450 450 ? 560 560 ? 710 710 ? 900 900 ? 1120 1120 ? 1400 1400 ? 1800 1800 ? 2240 2240 ? 2800 2800 ? 3550 3550 ? 4500 4500 ? 5600 5600 ? 7100 250 (typ.) 310 (typ.) 390 (typ.) 490 (typ.) 620 (typ.) 770 (typ.) 980 (typ.) 1240 (typ.) 1540 (typ.) 1940 (typ.) 2460 (typ.) 3090 (typ.) 3880 (typ.) 235 (typ.) 300 (typ.) 370 (typ.) 470 (typ.) 590 (typ.) 730 (typ.) 930 (typ.) 1120 (typ.) 1415 (typ.) 1840 (typ.) 2350 (typ.) 2940 (typ.) 3700 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder eine sammelgruppe, die aus nur 4 bis 6 helligkeitsgruppen bestehen. einzelne helligkeitsgruppen k?nnen nicht bestellt werden. note: the standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 to 6 individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: ab-3 example: ab-3 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength ab 3 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection .
2006-04-13 6 lb e63c, lv e63c, lt e63c prinzipieller messaufbau fr partial flux messung schematic test method for partial flux measurement d ohay0907 = 40? referenzebene des detektors (?14 mm) reference layer of detector (?14 mm)
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 7 relative spektrale emission 2) seite 18 relative spectral emission 2) page 18 v( ) = spektrale augenempfindlichkei t / standard eye response curve e rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 30 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 18 radiation characteristic 2) page 18 e rel = f ( ? ); t a = 25 c 0 400 true green 550 450 500 600 650 nm 700 ohl20492 e 20 40 60 80 % 100 rel verde blue v 0? 1.0 0.6 0.8 0.2 0? 0 0.4 100? 80? 90? 0.8 1.0 0.6 0.4 60? 70? 50? 40? 30? 20? ? 10? 20? 40? 60? 80? 100? 120? ohl00096
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 8 durchlassstrom 2) seite 18 forward current 2) page 18 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 18 relative luminous intensity 2) 7) page 18 e v / e v(30 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 18 relative luminous intensity 2) page 18 e v / e v(25 c) = f ( t j ); i f = 30 ma v ohl02619 1.5 ma i f 2.5 3.5 4.5 5.5 v 6.5 f true green verde, blue 10 -1 5 10 0 10 5 1 10 5 2 i f v e v (30 ma) e ohl10036 0 10 10 12 10 10 -2 -1 10 10 0 1 10 ma true green verde blue 5 5 5 ohl32637 -60 0 t ?c -40 -20 0 20 40 60 100 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 true green blue verde j v (25 ?c) e v e
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 9 dominante wellenl?nge 2) seite 18 dominant wavelength 2) page 18 lt ; dom = f ( i f ); t a = 25 c dominante wellenl?nge 2) seite 18 dominant wavelength 2) page 18 lb ; dom = f ( i f ); t a = 25 c dominante wellenl?nge 2) seite 18 dominant wavelength 2) page 18 lv ; dom = f ( i f ); t a = 25 c i ohl00882 510 dom 0 ma nm 20 40 60 80 120 515 520 525 530 535 540 550 f true green i ohl10196 467 dom 0 ma nm 20 40 60 80 120 468 469 470 471 472 473 474 blue f i ohl10198 498 dom 0 ma nm 20 40 60 80 120 500 502 504 506 508 510 512 verde f
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 10 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) true green 60 0 0 40 20 temp. ambient t a verde, f i ma blue 100 80 ?c t ohl01309 5 10 15 20 25 30 35 true green 60 0 0 40 20 temp. solder point t s verde, f i ma blue 100 80 ?c t ohl01308 5 10 15 20 25 30 35
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 11 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c, lb zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c, lt / lv zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c, lb zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c, lt / lv ohl01953 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.35 1 ohl01955 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 1 ohl01954 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.35 1 ohl01956 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 1
2006-04-13 12 lb e63c, lv e63c, lt e63c ma?zeichnung 8) seite 18 package outlines 8) page 18 gewicht / approx. weight: 38 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 18 verpackungseinheit 2000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 18 packing unit 2000/reel, ?330 mm 3.5 (0.138) max. ?2.55 (0.100) 0.13 (0.005) 0.18 (0.007) 0.1 (0.004) typ marking package 1.1 (0.043) 0.5 (0.020) 2.6 (0.102) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4?1 gply7000 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.6 (0.024) 0.8 (0.031) ac c c ?2.60 (0.102) c c c a ohay0734 1.5 (0.059) 2 (0.079) 4 (0.157) 3 (0.118) 3.8 (0.150) 5.5 (0.217) 1.75 (0.069) 12 (0.472) 8 (0.315) cathode/collector side
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 13 empfohlenes l?tpaddesign verwendbar fr topled ? und power topled ? ir reflow l?ten 8) seite 18 recommended solder pad useable for topled ? and power topled ? ir reflow soldering 8) page 18 empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 18 wellenl?ten (ttw) recommended solder pad 8) page 18 ttw soldering ohlpy440 padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l?tstoplack solder resist 0.8 (0.031) 3.7 (0.146) 1.1 (0.043) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) 1.5 (0.059) 11.1 (0.437) cu fl?che / 16 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130) kathode/ cathode anode fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact. 0.7 (0.028) fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact. ohay1583 6.1 (0.240) 2.8 (0.110) 2 (0.079) 3 (0.118) 6 (0.236) 2 (0.079) 1 (0.039) 2.8 (0.110) 0.5 (0.020) solder resist l?tstoplack pcb-direction bewegungsrichtung der platine 2 (0.079) padgeometrie fr improved heat dissipation verbesserte w?rmeableitung paddesign for 2 cu fl?che / > 16 mm per pad cu-area anode fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact. fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact. cathode kathode/
2006-04-13 14 lb e63c, lv e63c, lt e63c l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b) wellenl?ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min min. condition for ir reflow soldering: solder point temperature 235 c for at least 10 sec. ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangskhlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 15 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 8 0.1 (0.315 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 12 + 0.3 ? 0.1
2006-04-13 16 lb e63c, lv e63c, lt e63c trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in ei nem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?t rockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you wil l also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p -1 + q -1 m u lti t o p l e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p -1 +q -1 m u lti t o p l e d muster o sram o pto s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 02 1 99 8 1 23 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 00 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 ls y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 18 d e m y osram barcode label packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < leve l if blan k, see b ar cod e lab el
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 17 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for informati on on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 9) page 18 may only be used in life-support devices or systems 10) page 18 with the express written approval of osram os. revision history: 2006-04-13 previous version: page subjects (major changes since last revision) date of change
lb e63c, lv e63c, lt e63c 2006-04-13 18 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dies es lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 10) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit oder das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch). 9) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health or the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LBE63C-T2V1-35

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X