Part Number Hot Search : 
MAX4632M LM20333 SS2881 AN315 A475K P1916 SMCJ43A GBU20B
Product Description
Full Text Search
 

To Download LVM673 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lb m673, lv m673, lt m673 hyper mini topled ? hyper-bright led vorl?ufige daten / preliminary data 2000-08-18 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use ? besonderheit des bauteils: kleine bauform fr anwendungen mit wenig platzbedarf ? wellenl?nge: 470 nm (blau), 505 nm (verde), 528 nm (true green) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: ingan ? optischer wirkungsgrad: 2 lm/w (blau), 6 lm/w (verde), 8 lm/w (true green) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: ir reflow l?ten ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 8 mm gurt mit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach mil std 883 d, method 3015.7 anwendungen ? informationsanzeigen im au?enbereich ? optischer indikator ? hinterleuchtung (lcd, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung) ? innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u. ?.) ? markierungsbeleuchtung (z.b. stufen, fluchtwege, u.?.) ? signal- und symbolleuchten ? scanner features ? package: white smt package ? feature of the device: small package for applications where small space is required ? wavelength: 470 nm (blue), 505 nm (verde), 528 nm (true green) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: ingan ? optical efficiency: 2 lm/w (blue), 6 lm/w (verde), 8 lm/w (true green) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: ir reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 8 mm tape with 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to mil std 883 d, method 3015.7 applications ? outdoor displays ? optical indicators ? backlighting (lcd, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) ? interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) ? marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) ? signal and symbol luminaire ? scanners ( datasheet : )
2000-08-18 2 lb m673, lv m673, lt m673 helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11 % ermittelt. luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of 11 %. -1 farbselektiert nach wellenl?ngengruppen (siehe seite 4). -1 color selection acc. to wavelength groups (see page 4) typ type emissionsfarbe color of emission farbe der lichtaustritts- fl?che color of the light emitting area lichtst?rke luminous intensity i f =20ma i v (mcd) lichtstrom luminous flux i f =20ma  v (mlm) bestellnummer ordering code lb m673-m1n1-1 lb m673-n1p2-1 lb m673-m1 lb m673-m2 lb m673-n1 lb m673-n2 lb m673-p1 lb m673-p2 blue colorless clear 18.0 ... 35.5 28.0 ... 71.0 18.0 ... 22.4 22.4 ... 28.0 28.0 ... 35.5 35.5 ... 45.0 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 77 (typ.) 140 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) q62703-q4840 q62703-q4889 lv m673-p2q2-1 lv m673-q2s1-1 lv m673-p2 lv m673-q1 lv m673-q2 lv m673-r1 lv m673-r2 lv m673-s1 verde colorless clear 56 ... 112 90 ... 224 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 240 (typ.) 440 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) q62703-q4847 q62703-q4893 lt m673-q1r1-1 lt m673-r1s2-1 lt m673-q1 lt m673-q2 lt m673-r1 lt m673-r2 lt m673-s1 lt m673-s2 true green colorless clear 71 ... 140 112 ... 280 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280 310 (typ.) 560 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) q62703-q4853 q62703-q4897
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit lb lv, lt betriebstemperatur operating temperature range t op C40+100 c lagertemperatur storage temperature range t stg C40+100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 110 + 125 c durchlassstrom forward current i f 20 ma sto?strom surge current t  10  s, d = 0.005 i fm 200 250 a sperrspannung reverse voltage v r 5v leistungsaufnahme power dissipation t a  25 c p tot 85 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung junction/ambient sperrschicht/l?tpad junction/solder point montage auf pc-board fr 4 (padgr??e  16 mm 2 ) mounted on pc board fr 4 (pad size  16 mm 2 ) r th ja r th js 480 230 k/w k/w
2000-08-18 4 lb m673, lv m673, lt m673 1) wellenl?ngengruppen / wavelength groups kennwerte ( t a =25c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit lb lv lt wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f =20ma  peak 465 503 523 nm dominantwellenl?nge 1) (typ.) dominant wavelength 1) i f =20ma  dom 470 7 505 8 528 10 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f =20ma  25 30 33 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2  120 120 120 grad deg. durchlassspannung (typ.) forward voltage (max.) i f =20ma v f v f 3.5 4.2 3.3 4.2 3.3 4.2 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r =5v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10  a  a temperaturkoeffizient von  peak (typ.) temperature coefficient of  peak i f =20ma tc  peak 0.04 0.03 0.04 nm/k temperaturkoeffizient von  dom (typ.) temperature coefficient of  dom i f =20ma tc  dom 0.02 0.02 0.03 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f =20ma tc v C2.9 C3.2 C3.6 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f =20ma opt 268lm/w gruppe group blue verde true green wellenl?ngengruppen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. min. max. min. max. min. max. 3 464 468 498 503 519 525 wavelength groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of 1 nm. 4 468 472 503 507 525 531 5 472 476 507 512 531 537
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 5 relative spektrale emission i rel = f (  ), t a =25c, i f =20ma relative spectral emission v(  ) = spektrale augenempfindlichkeit standard eye response curve abstrahlcharakteristik i rel = f (  ) radiation characteristic 0 400 true green 550 450 500 600 650 nm l 700 ohl00492 i 20 40 60 80 % 100 rel verde blue l v 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 j 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 6 durchlassstrom i f = f ( v f ) forward current t a =25c maximal zul?ssiger durchlassstrom i f = f ( t ) max. permissible forward current relative lichtst?rke i v / i v(20 ma) = f ( i f ) relative luminous intensity t a =25c maximal zul?ssiger durchlassstrom i f = f ( t ) max. permissible forward current ohl00495 10 -1 2.5 3 3.5 4 4.5 v 5 0 10 1 10 10 2 5 5 ma 5 2 true green verde, blue i f v f ohl00863 0 0 ?c ma f i t 5 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 blue verde, true green temp. ambient a t ohl00494 10 -2 -1 10 0 10 10 1 5 5 -1 10 10 0 10 1 10 ma 2 i f v v (20 ma) i i ohl01087 0 0 20 40 60 80 ?c 100 t i f 5 10 15 20 25 30 ma temp. solder point s t verde, blue true green
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 7 relative lichtst?rke i v / i v(25 c) = f ( t a ) relative luminous intensity i f =20ma dominante wellenl?nge  dom = f ( i f ) dominant wavelength lv ,t a =25c dominante wellenl?nge  dom = f ( i f ) dominant wavelength lb ,t a =25c dominante wellenl?nge  dom = f ( i f ) dominant wavelength lt ,t a =25c ohl00870 0 -10 v v (25 ?c) i i ?c v a t 10 30 50 70 100 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 i ohl00503 502 dom l 0 f 10 20 30 40 ma 50 503 504 505 506 507 508 509 510 511 nm verde i ohl00500 469.0 dom l 0 f 10 20 30 40 ma 50 469.5 470.0 470.5 471.0 471.5 472.5 nm blue i ohl00882 521 dom l 0 f 10 20 30 40 ma 50 523 525 527 529 531 533 535 537 nm 541 true green 539
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 8 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a =25c lb zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a =85c lb ohl01405 0 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = a d t t = p t t p i f ohl01406 0 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = a d t t = p t t p i f
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 9 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a =25c lv, lt zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a =85c lv, lt ohl01400 0 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 a d t t = p t t p i f ohl 01401 0 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = a d t t = p t t p i f
2000-08-18 10 lb m673, lv m673, lt m673 ma?zeichnung package outlines ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). kathodenkennung: abgeschr?gte ecke cathode mark: bevelled edge gply6928 0.8 (0.031) 1.0 (0.039) 0.05 (0.002) 0.15 (0.006) 1.4 (0.055) 1.2 (0.047) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 1.3 (0.051) cathode marking 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) cathode marking light emitting area typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) 1.5 (0.059) 1.2 (0.047) 0.8 (0.031) +0.05 (0.002) 1.0 (0.039) 1.9 (0.075) 1.5 (0.059)
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil (nach ipc 9501) ir reflow soldering profile (acc. to ipc 9501) ohly0597 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t ?c s 240-245 ?c 10-40 s 183 ?c 120 to 180 s defined for preconditioning: up to 6 k/s ramp-down rate up to 6 k/s ramp-up rate up to 6 k/s defined for preconditioning: 2-3 k/s
2000-08-18 12 lb m673, lv m673, lt m673 empfohlenes l?tpaddesign ir reflow l?ten recommended solder pad ir reflow soldering ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohlpy978 paddesign for improved heat dissipation cu-area > 16 mm cu-fl?che > 16 mm w?rmeableitung padgeometrie fr verbesserte l?tstopplack solder resist 0.8 (0.031) 2.8 (0.110) 1 (0.039) 2 2 2.8 (0.110) 0.8 (0.031) 1 (0.039)
lb m673, lv m673, lt m673 2000-08-18 13 gurtung / polarit?t und lage verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation packing unit 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohay0225 a c 1.5 (0.059) 2 (0.079) 4 (0.157) 1.55 (0.061) 4 (0.157) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 8 (0.315) 2.35 (0.093)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LVM673

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X