Part Number Hot Search : 
74ALVC FDS6984S MA22D39 AS6C4016 7C1011 EL2270CN BC556 DA152M
Product Description
Full Text Search
 

To Download Z3SMC107 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Z3SMC1 ... Z3SMC200 (3 W)
Z3SMC1 ... Z3SMC200 (3 W)
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2006-04-24
7.9 2.20.2
0.2
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
0.1
3W 1...200 V ~ SMC ~ DO-214AB 0.21 g
1.2
0.15
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause
2.1
5.80.2
Type Typ
Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
7.5
0.2
3
Dimensions - Mae [mm]
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ 5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation - Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
23
Grenz- und Kennwerte Z3SMC-series TA = 50C TA = 25C Ptot PZSM Tj TS RthA RthT 3 W 1) 60 W -50...+150C -50...+175C < 33 K/W 1) < 10 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The Z3SMC1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole. Die Z3SMC1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die mit weiem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
Z3SMC1 ... Z3SMC200 (3 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Spannung 2) IZ = IZtest Vzmin [V] Z3SMC1 ) Z3SMC6.2 Z3SMC6.8 Z3SMC7.5 Z3SMC8.2 Z3SMC9.1 Z3SMC10 Z3SMC11 Z3SMC12 Z3SMC13 Z3SMC15 Z3SMC16 Z3SMC18 Z3SMC20 Z3SMC22 Z3SMC24 Z3SMC27 Z3SMC30 Z3SMC33 Z3SMC36 Z3SMC39 Z3SMC43 Z3SMC47 Z3SMC51 Z3SMC56 Z3SMC62 Z3SMC68 Z3SMC75 Z3SMC82 Z3SMC91 Z3SMC100 Z3SMC110 Z3SMC120 Z3SMC130 Z3SMC150 Z3SMC160 Z3SMC180 Z3SMC200
3 2
Grenzwerte
Test current Mestrom IZtest [mA] 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Dynamic resistance Diff. Widerstand IZtest / f = 1 kHz rzj [] 0.5 (<1) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<40) 20 (<40) 24 (<45) 24 (<45) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<150) 60 (<150) 80 (<200) 80 (<200) 90 (<250) 100 (<250) 110 (<300) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung VZ [10-4 / C] -26...-16 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 A VR [V] - > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50C IZmax [mA] 2000 455 417 380 345 313 283 259 236 213 192 175 157 142 129 117 104 94 86 79 73 65 60 56 50 45 42 38 34 31 28 26 24 21 19 18 16 14
Vzmax [V] 0.82 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212
0.71 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Z3SMC107

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X