Part Number Hot Search : 
BGY122 MBR6080 41000 SR205 62T10BT BGY122 CJ7806 R5F3650
Product Description
Full Text Search
 

To Download 15KE160A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Diotec
1.5KE6.8 ... 1.5KE440A 1.5KE6.8C ... 1.5KE440CA
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden 1500 W
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung
O 5.4 0.1
Nominal breakdown voltage Nenn-Arbeitsspannung Plastic case - Kunststoffgehause
6.8...440 V
O 5.6 x 7.5 [mm] 1.4 g
O 1.2 0.05
Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Dimensions / Mae in mm
see page 17 siehe Seite 17
For bidirectional types use suffix "C" or "CA"
Suffix "C" oder "CA" fur bidirektionale Typen
Maximum ratings Peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle TA = 25 C PPPM
Grenzwerte 1500 W 1)
TA = 25 C
PM(AV)
5 W 2)
TA = 25C
IFSM
200 A 3)
Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur
Tj TS
- 50...+175C - 50...+175C
Characteristics Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlaspannung IF = 50 A VBR 200 V VBR > 200 V VF VF RthA
Kennwerte < 3.5 V 3) < 5.0 V 3) < 25 K/W 2)
Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft
1
) Non-repetitive current pulse see curve I PPM = f (tr) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve I PPM = f (tr) 2 ) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 3 ) Unidirectional diodes only - nur fur unidirektionale Dioden
166
01.01.99
1.5KE6.8 ... 1.5KE440A 1.5KE6.8C ... 1.5KE440CA
Diotec
Grenzwerte
Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Arbeitsspannung bei IT = 1 mA
*) tested at / gemessen bei 10 mA
Max. stand-off voltage at leakage current Max. Sperrspannung bei Sperrstrom VWM [V] 5.5 5.8 6.0 6.4 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.4 9.7 10.2 10.5 11.1 12.1 12.8 12.9 13.6 14.5 15.3 16.2 17.1 17.8 18.8 19.4 20.5 21.8 23.1 24.3 25.6 26.8 28.2 29.1 30.8 31.6 33.3 34.8 36.8 38.1 40.2 41.3 43.6 ID [A] 1000 1000 500 500 200 200 50 50 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Max. clamping voltage at 10/1000s-pulse current Max. Begrenzerspannung bei 10/1000s-Stromimp. VC [V] 10.8 10.5 11.7 11.3 12.5 12.1 13.8 13.4 15.0 14.5 16.2 15.6 17.3 16.7 19.0 18.2 22.0 21.2 23.5 22.5 26.5 25.5 29.1 27.7 31.9 30.6 34.7 33.2 39.1 37.5 43.5 41.4 47.7 45.7 52.0 49.9 56.4 53.9 61.9 59.3 67.8 64.8 73.5 70.1 IPPM [A] 145 150 134 139 126 130 114 117 105 108 97 100 91 94 82 86 71 74 67 70 59 60 54 56 49 51 45 47 40 42 36 38 33 34 30 31 27 29 25 26 23 24 21 22
1.5KE6.8 1.5KE6.8A 1.5KE7.5 1.5KE7.5A 1.5KE8.2 1.5KE8.2A 1.5KE9.1 1.5KE9.1A 1.5KE10 1.5KE10A 1.5KE11 1.5KE11A 1.5KE12 1.5KE12A 1.5KE13 1.5KE13A 1.5KE15 1.5KE15A 1.5KE16 1.5KE16A 1.5KE18 1.5KE18A 1.5KE20 1.5KE20A 1.5KE22 1.5KE22A 1.5KE24 1.5KE24A 1.5KE27 1.5KE27A 1.5KE30 1.5KE30A 1.5KE33 1.5KE33A 1.5KE36 1.5KE36A 1.5KE39 1.5KE39A 1.5KE43 1.5KE43A 1.5KE47 1.5KE47A 1.5KE51 1.5KE51A
VBR [V] 6.8 10% 6.12...7.48 *) 6.8 5% 6.45...7.14 *) 7.5 10% 6.75...8.25 *) 7.5 5% 7.13...7.88 *) 8.2 10% 7.38...9.02 *) 8.2 5% 7.79...8.61 *) 9.1 10% 8.19...10.0 9.1 5% 8.65...9.55 10 10% 9.0...11.0 10 5% 9.5...10.5 11 10% 9.9...12.1 11 5% 10.5...11.6 12 10% 10.8...13.2 12 5% 11.4...12.6 13 10% 11.7...14.3 13 5% 12.4...13.7 15 10% 13.5...16.5 15 5% 14.3...15.8 16 10% 14.4...17.6 16 5% 15.2...16.8 18 10% 16.2...19.8 18 5% 17.1...18.9 20 10% 18.0...22.0 20 5% 19.0...21.0 22 10% 19.8...24.2 22 5% 20.9...23.1 24 10% 21.6...26.4 24 5% 22.8...25.2 27 10% 24.3...29.7 27 5% 25.7...28.4 30 10% 27.0...33.0 30 5% 28.5...31.5 33 10% 29.7...36.3 33 5% 31.4...34.7 36 10% 32.4...39.6 36 5% 34.2...37.8 39 10% 35.1...42.9 39 5% 37.1...41.0 43 10% 38.7...47.3 43 5% 40.9...45.2 47 10% 42.3...51.7 47 5% 44.7...49.4 51 10% 45.9...56.1 51 5% 48.5...53.6
01.01.99
167
Diotec
Maximum ratings
Type Typ
1.5KE6.8 ... 1.5KE440A 1.5KE6.8C ... 1.5KE440CA
Grenzwerte
Max. stand-off voltage at leakage current Max. Sperrspannung bei Sperrstrom VWM [V] 45.4 43.6 50.2 53.0 55.1 58.1 60.7 64.1 66.4 70.1 73.7 77.8 81.0 85.5 89.2 94.0 97.2 102 105 111 121 128 130 136 138 145 146 154 162 171 175 185 202 214 243 256 284 300 324 342 356 376 ID [A] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Max. clamping voltage at 10/1000s-pulse current Max. Begrenzerspannung bei 10/1000s-Stromimp. VC [V] 80.5 77.0 89.0 85.0 98.0 92.0 108 103 118 113 131 125 144 137 158 152 173 165 187 179 215 207 230 219 244 234 258 246 287 274 344 328 360 344 430 414 504 482 574 548 631 602 IPPM [A] 19 20 17 18 16.0 17.0 14.0 15.0 13.0 13.9 12.0 12.6 10.9 11.4 9.9 10.3 9.1 9.5 8.4 8.7 7.3 7.6 6.8 7.1 6.4 6.7 6.1 6.4 5.4 5.7 4.5 4.8 4.3 4.5 3.6 3.8 3.1 3.2 2.7 2.8 2.4 2.6
Breakdown voltage at IT = 1 mA Arbeitsspannung bei IT = 1 mA
*) tested at / gemessen bei 10 mA
1.5KE56 1.5KE56A 1.5KE62 1.5KE62A 1.5KE68 1.5KE68A 1.5KE75 1.5KE75A 1.5KE82 1.5KE82A 1.5KE91 1.5KE91A 1.5KE100 1.5KE100A 1.5KE110 1.5KE110A 1.5KE120 1.5KE120A 1.5KE130 1.5KE130A 1.5KE150 1.5KE150A 1.5KE160 1.5KE160A 1.5KE170 1.5KE170A 1.5KE180 1.5KE180A 1.5KE200 1.5KE200A 1.5KE220 1.5KE220A 1.5KE250 1.5KE250A 1.5KE300 1.5KE300A 1.5KE350 1.5KE350A 1.5KE400 1.5KE400A 1.5KE440 1.5KE440A
VBR [V] 56 10% 50.4...61.6 56 5% 53.2...58.8 62 10% 55.8...68.8 62 5% 58.9...65.1 68 10% 61.2...74.8 68 5% 64.6...71.4 75 10% 67.5...82.5 75 5% 71.3...78.8 82 10% 73.8...90.2 82 5% 77.9...86.1 91 10% 81.9...100 91 5% 86.5...95.5 100 10% 90.0...110 100 5% 95.0...105 110 10% 99.0...121 110 5% 105...116 120 10% 108...132 120 5% 114...126 130 10% 117...143 130 5% 124...137 150 10% 135...165 150 5% 143...158 160 10% 144...176 160 5% 152...168 170 10% 153...187 170 5% 162...179 180 10% 162...198 180 5% 171...189 200 10% 180...220 200 5% 190...210 220 10% 198...242 220 5% 209...231 250 10% 225...275 250 5% 237...267 300 10% 270...330 300 5% 285...315 350 10% 315...385 350 5% 332...368 400 10% 360...440 400 5% 380...420 440 10% 396...484 440 5% 418...462
For bidirectional types (suffix "C"), electrical characteristics apply in both directions. Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen. 168
01.01.99
1.5KE6.8 ... 1.5KE440A 1.5KE6.8C ... 1.5KE440CA
Diotec
Non repetitive current pulse (10/1000s waveform) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen 10/1000s - Stromimpulses
Peak pulse power (PPPM) or current (IPPM) derating Impulsverlustleistung oder max. Stromimpuls in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur
The order of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is 10%. Suffix "A" denotes a tolerance of 5% for the breakdown voltage. e.g.: 1.5KE160CA = bidirectional diode, VBR = 160V ( 5%) 1.5KE27A = unidirectional diode, VBR = 27V ( 5%) Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Arbeitsspannung jedes einzelnen Typs betragt in der Standardausfuhrung 10%. Suffix "A" kennzeichnet eine Toleranz der Arbeitsspannung von 5%. z.B.: 1.5KE160CA = bidirektionale Diode, VBR = 160V ( 5%) 1.5KE27A = unidirektionale Diode, VBR = 27V ( 5%)
01.01.99
169


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 15KE160A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X